| データシートサーチシステム |
|
MPC8377E データシート(PDF) 99 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8377E データシート(HTML) 99 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
99 / 127 page ![]() MPC8377E PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 8 Freescale Semiconductor 99 GPIO1[10]/GTM1_TGATE4_B/ GTM2_TGATE3_B/DACK3_B J27 I/O OVDD — GPIO1[11]/GTM1_TOUT4_B/ GTM2_TOUT3_B/DDONE3_B P24 I/O OVDD — USB/GPIO2 Interface USBDR_CLK/GPIO2[23] AJ11 I/O OVDD — USBDR_DIR_DPPULLUP/ GPIO2[9] AG12 I/O OVDD — USBDR_NXT/GPIO2[8] AJ10 I/O OVDD — USBDR_PCTL0/GPIO2[11]/ SD_DAT2 AF10 I/O OVDD — USBDR_PCTL1/GPIO2[22]/ SD_DAT3 AE9 I/O OVDD — USBDR_PWRFAULT/ GPIO2[10]/SD_DAT1 AG13 I/O OVDD — USBDR_STP_SUSPEND AH12 O OVDD 12 USBDR_D0_ENABLEN/ GPIO2[0] AG10 I/O OVDD — USBDR_D1_SER_TXD/ GPIO2[1] AF13 I/O OVDD — USBDR_D2_VMO_SE0/ GPIO2[2] AG11 I/O OVDD — USBDR_D3_SPEED/GPIO2[3] AH11 I/O OVDD — USBDR_D4_DP/GPIO2[4] AG9 I/O OVDD — USBDR_D5_DM/GPIO2[5] AF9 I/O OVDD — USBDR_D6_SER_RCV/ GPIO2[6] AH13 I/O OVDD — USBDR_D7_DRVVBUS/ GPIO2[7] AH10 I/O OVDD — I2C Interface IIC1_SCL C12 I/O OVDD 2 IIC1_SDA B12 I/O OVDD 2 IIC2_SCL A10 I/O OVDD 2 IIC2_SDA A12 I/O OVDD 2 JTAG Interface TCK B13 I OVDD — Table 72. TePBGA II Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Note |