| データシートサーチシステム |
|
LD39150DT33-R データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD39150DT33-R データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 19 page ![]() LD39150xx Package mechanical data 15/19 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A0.800.90 1.00 0.031 0.035 0.039 A1 0 0.02 0.05 0 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.23 0.300.38 0.009 0.012 0.015 D2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 D2 2.23 2.38 2.48 0.088 0.094 0.098 E2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 E2 1.50 1.65 1.75 0.059 0.065 0.069 e0.950.037 L0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020 DFN6 (3x3 mm) mechanical data 7946637A |