| データシートサーチシステム |
|
04023K680CASTR データシート(PDF) 9 Page - AVX Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
04023K680CASTR データシート(HTML) 9 Page - AVX Corporation |
|
9 / 20 page ![]() 13 1 Capacitance Self & Tolerance* Resonance Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. @ 1 MHz Frequency Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR (pF) (GHz) (MHz) (pF) ( Ω) (MHz) (pF) ( Ω) (MHz) (pF) ( Ω) (MHz) (pF) ( Ω) (MHz) (pF) ( Ω) Typical 0.1±0.05 19.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2±0.05 16.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3±0.05 14.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4±0.05 12.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5±0.05 11.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6±0.05 10.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7±0.05 9.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8±0.05 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9±0.05 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.00±0.05 8 1489 1.18 380 0.25 1739 1.25 314 0.25 1988 1.32 265 0.24 2240 1.38 229 0.23 2493 1.41 200 0.23 1.10±0.05 7.8 1485 1.29 342 0.25 1735 1.33 275 0.25 1986 1.41 232 0.24 2238 1.49 201 0.24 2490 1.55 177 0.25 1.20±0.05 7.4 1483 1.37 307 0.25 1732 1.45 251 0.25 1982 1.54 208 0.24 2234 1.59 173 0.25 2488 1.62 149 0.27 1.30±0.05 7 1479 1.45 289 0.25 1729 1.58 240 0.25 1980 1.66 196 0.24 2230 1.73 166 0.25 2485 1.76 137 0.27 1.40±0.05 6.8 1477 1.6 265 0.25 1726 1.71 221 0.25 1977 1.78 179 0.24 2229 1.88 154 0.25 2483 1.89 125 0.26 1.50±0.05 6.5 1474 1.72 252 0.25 1724 1.82 203 0.25 1974 1.94 169 0.24 2227 2.01 143 0.25 2481 2.03 115 0.27 1.60±0.05 6.5 1472 1.81 246 0.24 1722 1.91 201 0.24 1971 2.01 168 0.23 2226 2.1 142 0.24 2479 2.1 119 0.25 1.70±0.05 6.4 1470 1.92 241 0.23 1719 1.99 199 0.23 1970 2.1 167 0.22 2225 2.23 141 0.23 2478 2.23 120 0.24 1.80±0.05 6.2 1469 1.98 240 0.22 1718 2.06 198 0.22 1969 2.24 166 0.21 2223 2.34 141 0.22 2477 2.35 122 0.22 1.90±0.05 6 1468 2.06 239 0.22 1717 2.19 197 0.21 1968 2.33 165 0.21 2222 2.41 140 0.21 2476 2.42 123 0.21 2.00±0.05 5.7 1466 2.12 233 0.21 1716 2.22 190 0.21 1968 2.51 160 0.20 2220 2.62 138 0.21 2475 2.65 118 0.21 2.10±0.05 5.4 1463 2.31 230 0.20 1714 2.43 185 0.21 1966 2.62 155 0.20 2219 2.76 132 0.2 2474 2.81 115 0.20 2.20±0.05 5.1 1461 2.47 228 0.20 1711 2.65 183 0.20 1964 2.83 149 0.20 2217 2.91 126 0.19 2473 2.91 108 0.20 2.30±0.05 5 1460 2.51 214 0.20 1709 2.81 168 0.20 1963 2.98 132 0.19 2216 3.15 121 0.19 2471 3.16 99 0.22 2.40±0.05 4.9 1459 2.6 196 0.20 1708 3 151 0.20 1962 3.16 120 0.19 2215 3.42 109 0.2 2469 3.42 91 0.23 2.50±0.05 4.7 1458 2.77 182 0.20 1706 3.12 144 0.20 1960 3.32 112 0.19 2214 3.58 92 0.21 2468 3.66 81 0.23 2.60±0.05 4.6 1455 2.85 173 0.20 1705 3.25 132 0.20 1957 3.51 97 0.19 2212 3.73 85 0.22 2467 3.73 72 0.24 2.70±0.05 4.5 1453 3.18 164 0.20 1703 3.47 122 0.20 1956 3.75 94 0.20 2211 3.89 78 0.24 2466 3.89 66 0.25 2.80±0.05 4.5 1451 3.25 159 0.20 1702 3.62 120 0.20 1956 3.93 88 0.20 2210 3.97 75 0.24 2466 4.03 65 0.25 2.90±0.05 4.4 1450 3.33 156 0.19 1702 3.77 117 0.20 1956 4.02 84 0.20 2210 4.12 73 0.24 2466 4.17 63 0.25 3.00±0.05 4.4 1449 3.49 150 0.19 1701 3.99 114 0.20 1955 4.21 81 0.20 2209 4.26 72 0.24 2465 4.21 61 0.25 3.10±0.05 4.4 1448 3.61 148 0.19 1700 4.16 109 0.20 1952 4.4 79 0.20 2209 4.45 70 0.24 2465 4.33 59 0.25 3.20±0.05 4.3 1447 3.7 145 0.19 1700 4.31 105 0.20 1952 4.62 77 0.19 2208 4.62 69 0.23 2464 4.49 58 0.25 3.30±0.05 4.3 1446 3.79 143 0.19 1699 4.47 101 0.20 1951 4.76 76 0.20 2207 4.81 68 0.23 2464 4.66 55 0.25 3.40±0.05 4.3 1446 4.01 138 0.19 1698 4.62 101 0.20 1950 4.92 75 0.20 2206 4.93 66 0.22 2464 4.92 52 0.24 3.50±0.05 4.2 1445 4.11 133 0.19 1697 4.78 95 0.20 1950 5.18 73 0.19 2206 5.21 65 0.23 2463 5.15 51 0.24 3.60±0.05 4.2 1445 4.2 130 0.19 1697 4.91 94 0.20 1949 5.34 71 0.20 2205 5.4 63 0.22 2463 5.25 51 0.24 3.70±0.05 4.1 1444 4.28 126 0.19 1696 5.05 92 0.19 1949 5.5 69 0.20 2205 5.62 62 0.22 2462 5.41 49 0.24 3.80±0.05 4 1443 4.44 125 0.19 1696 5.11 90 0.19 1948 5.61 67 0.20 2204 5.78 61 0.22 2462 5.66 48 0.24 3.90±0.05 3.9 1442 4.72 121 0.19 1695 5.26 89 0.19 1948 5.77 66 0.21 2204 5.94 60 0.22 2461 5.82 47 0.24 4.00±0.05 3.9 1441 4.8 121 0.18 1694 5.38 88 0.19 1947 5.81 66 0.20 2203 6.03 60 0.21 2461 5.86 48 0.23 4.10±0.05 3.8 1440 4.92 121 0.18 1693 5.5 87 0.19 1947 5.93 65 0.19 2203 6.11 60 0.21 2460 5.9 49 0.23 4.20±0.05 3.8 1440 5.01 120 0.18 1692 5.63 87 0.18 1946 6.05 65 0.18 2203 6.24 59 0.21 2460 5.95 49 0.21 4.30±0.05 3.7 1439 5.17 120 0.18 1692 5.78 85 0.18 1946 6.11 64 0.18 2202 6.35 58 0.2 2459 6.01 50 0.20 4.40±0.05 3.7 1439 5.28 119 0.18 1691 5.91 85 0.18 1945 6.23 64 0.18 2202 6.4 57 0.2 2459 6.12 52 0.20 4.50±0.05 3.6 1438 5.41 119 0.18 1691 6.04 81 0.18 1945 6.45 64 0.19 2201 6.52 56 0.19 2458 6.23 52 0.19 4.60±0.05 3.6 1438 5.49 118 0.17 1691 6.11 80 0.18 1944 6.66 63 0.17 2201 6.67 55 0.18 2458 6.29 54 0.19 4.70±0.05 3.5 1437 5.6 118 0.17 1690 6.23 80 0.18 1944 6.72 63 0.17 2200 6.71 56 0.18 2457 6.35 54 0.19 5.10±0.05 3.4 1435 6.59 105 0.17 1689 7.48 75 0.18 1943 7.97 60 0.19 2200 8.11 45 0.2 2456 8.1 39 0.21 5.60±0.05 3.3 1434 7.43 90 0.17 1687 8.75 61 0.17 1942 10.03 51 0.21 2199 10.42 37 0.22 2456 10.07 28 0.23 6.2±0.1 3 1432 8.27 91 0.15 1686 10.21 60 0.15 1941 11.52 48 0.18 2198 11.88 36 0.18 2455 11.02 33 0.19 6.8±0.1 2.8 1430 9.41 88 0.13 1684 11.43 58 0.13 1940 13.36 45 0.14 2196 13.72 37 0.14 2454 12.85 36 0.14 7.5±0.1 2.7 1429 10.05 85 0.13 1683 12.25 56 0.14 1939 15.06 40 0.13 2195 15.24 35 0.15 2454 13.66 33 0.14 8.2±0.1 2.6 1428 11.64 79 0.13 1682 14.43 52 0.13 1938 16.85 38 0.13 2195 16.65 32 0.14 2453 15.32 31 0.14 9.1±0.1 2.5 1427 13.39 60 0.13 1681 19.07 33 0.14 1937 28.35 25 0.15 2194 31.08 15 0.16 2452 29.91 15 0.16 10.0±1% 2.4 1425 17.6 41 0.14 1680 26.51 21 0.16 1936 40.16 11 0.17 2194 45.46 8 0.18 2452 39.54 8 0.18 11.0±1% 2.3 1424 20.09 36 0.15 1679 32.66 19 0.15 1935 66.25 8 0.17 2192 81.07 5 0.2 2451 61.28 6 0.18 12.0±1% 2.2 1423 24.14 29 0.15 1678 43.51 13 0.14 1934 92.97 5 0.18 2192 123.19 3 0.2 2450 82.44 4 0.19 13.0±1% 2.2 1417 48.3 18 0.13 1671 63.2 5 0.17 1934 125 3 0.18 2191 0.2 14.0±1% 2.1 1422 39.55 17 0.15 1677 122 2 0.21 1934 180.3 1 0.19 2191 0.18 15.0±1% 2.1 1421 38.93 20 0.14 1676 154 2 0.17 1933 244.5 0.16 2191 0.161 16.0±1% 2 1416 79.3 12 0.14 1670 0.17 1932 0.16 2191 0.16 17.0±1% 1.9 1415 77.6 11 0.14 1670 0.17 1932 0.16 2191 0.16 18.0±1% 1.8 1411 83.13 9 0.15 1675 0.17 1932 0.16 2182 0.16 19.0±1% 1.8 1415 79.6 7 0.15 1673 0.16 1932 0.16 2181 0.16 20.0±1% 1.8 1415 78.5 5 0.15 1673 0.16 1930 0.16 2180 0.16 22.0±1% 1.75 1415.3 78.8 4 0.15 1670.5 0.15 1927.5 0.16 2178 0.155 Accu-P® 0402 Typical Electrical Tables * Other tolerances are available, see page 8 |