| データシートサーチシステム |
|
Y-CONC-R402L-RJ6P-2000-A データシート(PDF) 12 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R402L-RJ6P-2000-A データシート(HTML) 12 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
12 / 42 page ![]() Part Number Available Colours Y-ConIP20Lock-Clip-1 Red (R-030) Y-ConIP20Lock-Clip-2 Orange (OR-005) Y-ConIP20Lock-Clip-3 Yellow (GE-013) Y-ConIP20Lock-Clip-4 Green (GR-041) Y-ConIP20Lock-Clip-5 Blue (BL-012) Y-ConIP20Lock-Clip-6 Grey (G-038) Y-ConIP20Lock-Clip-7 White (W-040) Series Side 1 Side 2 Cable Length Wiring Wiring Series Available Colours Y-ConC- R ** 2U - **** - **** - * Y-ConIP20Lock-Clip - * Part Number Example Part Number (Details) Outline Dimensions TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER 11 Description: IP20Lock 90° molded cable assembly, with option for an additional colour coded locking slider for increased mechanical retention. Available with various Y-Con plug and cable combinations IP20Lock 90° umspritzte Kabelkonfektion mit optionalem- zusätzlichem Schiebeverschluss (farbcodiert) für verbesserte mechanische Rückhaltekraft. Erhältlich in verschiedenen Y-Con Stecker- und Kabelkombinationen Material: PA66 Specifications: Operating Temp.: -20°C ~ +120°C Betriebstemp. For Part number details: see page 12 For Holding frames: see page 9 Description: Colour coded locking slider for Y-ConC-R**2U-****-***** - * Farbcodierter Schiebeverschluss für Y-ConC-R**2U-****-***** - * Material: PA66 Specifications: Operating Temp.: -20°C ~ +120°C Betriebstemp. IP20 Protected Components |