| データシートサーチシステム |
|
SN0402002DBVR データシート(PDF) 21 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN0402002DBVR データシート(HTML) 21 Page - Texas Instruments |
|
21 / 25 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TPS3110E12DBVT SOT-23 DBV 6 250 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS3110E15DBVR SOT-23 DBV 6 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS3110E15DBVT SOT-23 DBV 6 250 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS3110K33DBVR SOT-23 DBV 6 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS3110K33DBVT SOT-23 DBV 6 250 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) TPS3103E12DBVR SOT-23 DBV 6 3000 203.0 203.0 35.0 TPS3103E12DBVT SOT-23 DBV 6 250 203.0 203.0 35.0 TPS3103E15DBVR SOT-23 DBV 6 3000 203.0 203.0 35.0 TPS3103E15DBVT SOT-23 DBV 6 250 203.0 203.0 35.0 TPS3103H20DBVR SOT-23 DBV 6 3000 203.0 203.0 35.0 TPS3103H20DBVT SOT-23 DBV 6 250 203.0 203.0 35.0 TPS3103K33DBVR SOT-23 DBV 6 3000 182.0 182.0 20.0 TPS3103K33DBVR SOT-23 DBV 6 3000 203.0 203.0 35.0 TPS3103K33DBVT SOT-23 DBV 6 250 182.0 182.0 20.0 TPS3103K33DBVT SOT-23 DBV 6 250 203.0 203.0 35.0 TPS3106E09DBVR SOT-23 DBV 6 3000 182.0 182.0 20.0 TPS3106E09DBVT SOT-23 DBV 6 250 182.0 182.0 20.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 17-Aug-2012 Pack Materials-Page 2 |