| データシートサーチシステム |
|
Y-CONC-R402L-FE2S-2000-C データシート(PDF) 24 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R402L-FE2S-2000-C データシート(HTML) 24 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
24 / 42 page ![]() TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER 23 Description: 1-step crimp tool for all Y-Con RJ45 plugs. Crimps all contacts and fixes the square crimp in one action Einstufige Crimpzange für alle Y-Con RJ45 Stecker. Crimpt alle Kontakte und die quadratische Zugentlastung in einem Arbeitsgang Description: Cable stripping tool with adjustable blades Abisolierwerkzeug für die Kabelummantelung mit verstellbaren Klingen Description: Cable-to-Plug assembly tool Hilfswerkzeug für die Steckermontage Part Number Y-ConTool-20 Part Number Y-ConTool-11 Part Number Y-ConTool-30 For assembly instructions please see our web site under: Products - Y-Con Industrial Series - Assembly Instructions (including films and the PDF file www.yamaichi.de/fdhtml/442_fdhtml/crimptool11.pdf) Montageanleitungen stehen auf unserer Website zur Verfügung unter: Products - Y-Con Industrial Series - Assembly Instructions (mit Filmen sowie der PDF-Datei www.yamaichi.de/fdhtml/442_fdhtml/crimptool11.pdf) Assembly Tools |