| データシートサーチシステム |
|
STULPI01B データシート(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STULPI01B データシート(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 44 page ![]() STULPI01A, STULPI01B Package mechanical data Doc ID 14817 Rev 4 41/44 Figure 14. Tape and reel µTFBGA36 package outline 1. Drawing not to scale. Table 29. Tape and reel µTFBGA36 mechanical data Symbol . h c n i . m m Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 33 . 2 1 0992 C 12.8 13 1 5 . 0 4 0 5 . 0 2 .9 7 . 0 2 . 0 2 D95 . 2 0 6 N 362 7 6 5 . 0 4 . 4 1 T Ao 3.9 0.154 Bo 3.9 0.154 5 0 . 0 0 5 . 1 o K 9 Po 3.9 1 6 1 . 0 4 5 1 . 0 1 . 4 P7. 8 9.1 0.3 . 0 1 1 319 Dimensions |