| データシートサーチシステム |
|
L5958SM データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L5958SM データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 20 page ![]() L5958 Block diagram Doc ID 17716 Rev 1 5/20 1 Block diagram Figure 1. Block diagram POWER SWITCH Vref 1.8V perm REGULATOR VIN1 EN_SW EN_3P3P -1P8P BU1 BU2 EN_3P3SW_1P8SW V IN2 EN_8P5SW_5PSW VDD CORE REG3 REG2 REG1 CAN_PRETEMP AUDIO_LOW_OUT AUDIO_HIGH_OUT RES CRES REG6 REG5 SW RES BUF IGNOUT IGNIN AC00175 3.3V perm REGULATOR 1.8V REGULATOR 3.3V REGULATOR <5.37V LOAD DUMP PRE WARN <8.65V >16.55V >18.55V REG4 5V REGULATOR 8.5V REGULATOR |