| データシートサーチシステム |
|
SPC56EL60L5 データシート(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL60L5 データシート(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 160 page ![]() SPC56XL60/54 Package pinouts and signal descriptions Doc ID 15457 Rev 8 57/160 B11 E[15] SIUL GPIO[79] GPIO[79] DSPI_0 CS1 — SIUL — EIRQ[27] B12 E[14] SIUL GPIO[78] GPIO[78] eTimer_1 ETC[5] ETC[5] SIUL — EIRQ[26] B13 B[3] SIUL GPIO[19] GPIO[19] SSCM DEBUG[3] — LINFlexD_0 — RXD B14 F[13] SIUL GPIO[93] GPIO[93] eTimer_1 ETC[4] ETC[4] SIUL — EIRQ[31] B15 B[0] SIUL GPIO[16] GPIO[16] FlexCAN_0 TXD — eTimer_1 ETC[2] ETC[2] SSCM DEBUG[0] — SIUL — EIRQ[15] B16 VDD_HV_IO_RING — B17 VSS_HV_IO_RING — C1 VDD_HV_IO_RING — C2 Not connected — C3 VSS_HV_IO_RING — C4 FCCU_F[1] FCCU F[1] F[1] C5 D[2] SIUL GPIO[50] GPIO[50] eTimer_1 ETC[3] ETC[3] FlexPWM_0 X[3] X[3] FlexRay — CB_RX C6 A[13] SIUL GPIO[13] GPIO[13] FlexPWM_0 B[2] B[2] DSPI_2 — SIN FlexPWM_0 — FAULT[0] SIUL — EIRQ[12] C7 VDD_HV_REG_2 — C8 VDD_HV_REG_2 — Table 5. LFBGA257 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |