| データシートサーチシステム |
|
SPC56EC70L8 データシート(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EC70L8 データシート(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 118 page ![]() Package characteristics SPC564Bxx - SPC56ECxx 112/118 Doc ID 17478 Rev 4 Note: The package is designed according to the Jedec standard No 95-1 Section 14 dedicated to Ball Grid Array Package Design Guide. Table 55. LBGA256 mechanical data Ref mm Min Typ Max A 1.210 1.700 A1 0.300 A2 0.300 A4 0.800 b 0.400 0.500 0.600 D 16.800 17.000 17.200 D1 15.000 E 16.800 17.000 17.200 E1 15.000 e 0.900 1.000 1.100 Z 0.750 1.000 1.250 ddd 0.200 |