データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXK582000TM データシート(PDF) 10 Page - Sony Corporation

部品番号 CXK582000TM
部品情報  262144-word X 8-bit High Speed CMOS Static RAM
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXK582000TM データシート(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button CXK582000TM Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXK582000TM Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
– 10 –
CXK582000TM/YM/M
Package Outline
Unit: mm
SONY CODE
EIAJ CODE
JEDEC CODE
TSOP-32P-L01
TSOP032-P-0820-A
PACKAGE STRUCTURE
PACKAGE MATERIAL
LEAD TREATMENT
LEAD MATERIAL
PACKAGE WEIGHT
42 ALLOY
SOLDER PLATING
EPOXY / PHENOL RESIN
0° to 10°
32PIN TSOP (I) (PLASTIC)
8.0 ± 0.2
32
17
0.2 – 0.03
+ 0.08
0.5
NOTE :
∗NOT INCLUDE MOLD FINS.
116
A
0.127 –
0.02
+ 0.05
0.1 ± 0.1
1.07 – 0.1
+ 0.2
DETAIL A
0.1
0.08 M
CXK582000YM
SONY CODE
EIAJ CODE
JEDEC CODE
PACKAGE STRUCTURE
PACKAGE MATERIAL
LEAD TREATMENT
LEAD MATERIAL
PACKAGE WEIGHT
EPOXY RESIN
SOLDER PLATING
42 ALLOY
TSOP-32P-L01R
TSOP032-P-0820-B
32PIN TSOP (PLASTIC)
M
0.08
0.5
0.2 – 0.03
+ 0.08
16
1
17
32
8.0 ± 0.2
1.07 – 0.1
+ 0.2
0.127 – 0.02
+ 0.05
0.1 ± 0.1
0° to 10°
A
0.1
DETAIL A
0.3g
NOTE > Dimension “
∗” does not include mold protrusion.
CXK582000TM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com