データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXP402 データシート(PDF) 7 Page - Sony Corporation

部品番号 CXP402
部品情報  CMOS 4-bit Single Chip Microcomputer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXP402 データシート(HTML) 7 Page - Sony Corporation

Back Button CXP402 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXP402 Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
– 7 –
CXP402
Data bus
Port C data
Port C I/O direction
RD (Port C)
Pull-up transistor approx. 50k
IP
EMPHI is not Schmitt input.
IP
Internal circuit
Schmitt input
Port C
8 pins
Hi-Z
Hi-Z
When reset
PA0 to PA3
PB0 to PB3
4 pins
PC0 to PC3
RMC
XRST
SEIN
CNIN
VCKI
FOK
LRCKI
PCMDI
BCKI
EXCK
10 pins
Hi-Z
Ports A, B data
Ports A, B I/O direction
RD (Ports A, B)
Data bus
Pull-up transistor approx. 50k
Input protection
circuit
IP
Input/Output Circuit Formats for Pins
Port A
Port B
Pin
Circuit format



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com