| データシートサーチシステム |
|
U74AHC573G-P20-R データシート(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
U74AHC573G-P20-R データシート(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies |
|
5 / 6 page ![]() U74AHC573 CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 5 of 6 www.unisonic.com.tw QW-R502-797.A TEST CIRCUIT AND WAVEFORMS TEST S1 tPLH/tPHL Open tPLZ/tPZL VLOAD tPHZ/tPZH GND VCC Input VM VLOAD CL RL VΔ VIN tR, tF 3.3V±0.3V VCC ≤3ns VCC/2 VCC 15pF 1kΩ 0.3V 50pF 5V±0.5V VCC ≤3ns VCC/2 VCC 15pF 1kΩ 0.5V 50pF VM VIN 0V Pulse Duration tW Input VM |