| データシートサーチシステム |
|
CXP87452 データシート(PDF) 3 Page - Sony Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CXP87452 データシート(HTML) 3 Page - Sony Corporation |
|
3 / 32 page ![]() – 3 – CXP87452/87460 PI6/SO1 PI7/SI1 PE0/INT0/XOUT PE1/EC/INT2 PE2/PWM0 PE3/PWM1 PE4/DAA0 PE5/DAA1 PE6/DAB0 PE7/DAB1 PG0/CFG PG1/DFG PF2/DPG PG3/PBCTL PG4/SYNC0/PMI PG5/SYNC1 PG6/EXI0 PG7/EXI1/PMSK AN0 AN1 AN2 AN3 PF0/AN4 PF1/AN5 PF2/AN6 PF3/AN7 AVDD AVREF AVSS PF4/AN8 PB5/PPO013/PPO113 PB4/PPO012/PPO112 PB3/PPO011 PB2/PPO010 PB1/PPO009 PB0/PPO008 PC7/RTO7 PC6/RTO6 PC5/RTO5 PC4/RTO4 PC3/RTO3 PC2/PPO018 PC1/PPO017 PC0/PPO016 PJ7 PJ6 PJ5 PJ4 PJ3 PJ2 PJ1 PJ0 PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 39 38 37 36 35 34 31 32 33 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 70 69 68 67 63 64 65 66 61 62 71 72 73 74 81 82 83 84 75 76 77 78 88 87 86 85 79 80 89 90 100 99 98 97 96 95 94 91 92 93 1 Pin Configuration 1 (Top View) 100 pin QFP Package Note) 1. NC (Pin 90) is always connected to VDD. 2. Vss (Pins 41 and 88) are both connected to GND. |