| データシートサーチシステム |
|
CXR702F080 データシート(PDF) 4 Page - Sony Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CXR702F080 データシート(HTML) 4 Page - Sony Corporation |
|
4 / 32 page ![]() – 4 – CXR702F080 • Pin Assignment Table Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Pin position B1 B2 C2 D2 C1 D4 D3 E2 D1 E4 E3 F2 E1 F4 F3 G2 F1 G4 G3 H2 G1 H4 H3 J2 H1 J4 J3 K2 J1 K4 K3 L2 K1 L4 L3 L1 M2 Symbol PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 VDD VSS PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PD0 PD1 PD2 PD3 VDD VSS PE0/INT0 PE1/INT1 PE2/INT2 PE3/INT3 PE4/INT4 PE5/INT5 PE6/INT6 PE7/INT7 PF0/EC0 PF1/T1 PF2/EC2 PF3/T3 PF4/BEEP PF5/TXOUT VDD VSS PG0/CT0ED0 PG1/CT0ED1 Pin No. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Pin position N2 M1 M3 N3 N1 P1 R1 R2 P2 P3 P4 R3 M4 N4 P5 R4 M5 N5 P6 R5 M6 N6 P7 R6 M7 N7 P8 R7 M8 N8 P9 R8 M9 N9 P10 R9 M10 Symbol PG2/CT1ED0 PG3/CT1ED1 PG4/CT2ED0 PG5/CT2ED1 PH0/TxD0 PH1/RxD0 PH2/TxD1 PH3/RxD1 VDD VSS PI0/MD0 PI1/MD1 PI2/MD2 PI3/MD3 PI4/MD4 PI5/MD5 PI6/MD6 PI7/MD7 VDD VSS PJ0/D0 PJ1/D1 PJ2/D2 PJ3/D3 PJ4/D4 PJ5/D5 PJ6/D6 PJ7/D7 VDD VSS PK0/D8 PK1/D9 PK2/D10 PK3/D11 PK4/D12 PK5/D13 PK6/D14 Pin No. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Pin position M11 N10 R10 P11 N11 R11 P12 P13 R12 N12 N13 R13 R14 R15 P15 P14 N14 M14 N15 M12 M13 L14 M15 L12 L13 K14 L15 K12 K13 J14 K15 J12 J13 H14 J15 H12 H13 Symbol PK7/D15 VDD TEX TX VSS CS0 CS1 RD LWR/LB UWR/UB MRD MWE/WE MCS0 VDD VSS MA0 MA1/A9 MA2/A10 MA3/A11 MA4/A12 MA5/A13 MA6/A14 MA7/A15 MA8/A16 PL0/MA9/A17 PL1/MA10/A18 PL2/MA11/A19 PL3/MA12/A20 PL4/MA13/A21 PL5/MA14/A22 PL6/MA15/A23 VDD VSS MA16 MA17 MA18/A0 A1 |