データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DM130340 データシート(PDF) 36 Page - ITT Industries

部品番号 DM130340
部品情報  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ITT [ITT Industries]
ホームページ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DM130340 データシート(HTML) 36 Page - ITT Industries

Back Button DM130340 Datasheet HTML 32Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 33Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 34Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 35Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 36Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 37Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 38Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 39Page - ITT Industries DM130340 Datasheet HTML 40Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
35
D Subminiature
ZD*
Solder Cup Termination (Stamped) with Tin Shells
Part Numbers
Shell Size
Layout
Through Hole
DE
9
ZDE9S
DA
15
ZDA15S
DB
25
ZDB25S
DC
37
ZDC37S
DD
50
ZDD50S
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,38 (.015)
K
±0,318 (.0125)
L
±0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,33 (.643)
24,99 (.984)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
24,66 (.971)
33,32 (1.312)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,38 (1.511)
47,04 (1.852)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DC
69,32 (2.729)
54,84 (2.159)
63,50 (2.500)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
DD
66,93 (2.635)
52,42 (2.064)
61,11 (2.406)
10,74 (.423)
15,37 (.605)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
1,206 (.0475)
0,76 (.030)
Receptacle
Engaging Face
DD Configuration
Selection Guide
For Product Features, Specifications,
Materials and Finishes, see pages 30-31.
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 224.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (Standard), see page 226.
2,84 (.112)
W
F
A
C
B
E
D
Ø 3,05 (.120)
10
°
POSITION 1
5,69 (.224)
L
2,84 (.112)
K
10,72 (.422)
MAX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More