| データシートサーチシステム |
|
PXS30 データシート(PDF) 23 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PXS30 データシート(HTML) 23 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
23 / 139 page ![]() Package pinouts and signal descriptions PXS30 Microcontroller Data Sheet, Rev. 1 Preliminary—Subject to Change Without Notice Freescale Semiconductor 23 Table 3. 257 MAPBGA supply pins Ball Number Ball Name Pad Type Ball Number Ball Name Pad Type VDD A3 VDD_HV_IO VDD_HV F9 VDD_LV_COR VDD_LV A9 VDD_HV_IO VDD_HV F10 VDD_LV_COR VDD_LV B16 VDD_HV_IO VDD_HV F11 VDD_LV_COR VDD_LV C1 VDD_HV_IO VDD_HV F12 VDD_LV_COR VDD_LV G2 VDD_HV_IO VDD_HV G6 VDD_LV_COR VDD_LV M2 VDD_HV_IO VDD_HV G12 VDD_LV_COR VDD_LV P10 VDD_HV_IO VDD_HV H6 VDD_LV_COR VDD_LV P14 VDD_HV_IO VDD_HV H12 VDD_LV_COR VDD_LV T2 VDD_HV_IO VDD_HV J6 VDD_LV_COR VDD_LV T16 VDD_HV_IO VDD_HV J12 VDD_LV_COR VDD_LV L14 VDD_HV_DRAM_VREF VDD_HV K6 VDD_LV_COR VDD_LV D8 VDD_HV_FLA VDD_HV K12 VDD_LV_COR VDD_LV M1 VDD_HV_OSC VDD_HV L6 VDD_LV_COR VDD_LV D14 VDD_HV_PDI VDD_HV L12 VDD_LV_COR VDD_LV H16 VDD_HV_PDI VDD_HV M6 VDD_LV_COR VDD_LV U14 VDD_HV_PMU VDD_HV M7 VDD_LV_COR VDD_LV R7 VDD_HV_ADR_13 VDD_HV_A M8 VDD_LV_COR VDD_LV R9 VDD_HV_ADR_02 VDD_HV_A M9 VDD_LV_COR VDD_LV U9 VDD_HV_ADV VDD_HV_A M10 VDD_LV_COR VDD_LV F6 VDD_LV_COR VDD_LV M11 VDD_LV_COR VDD_LV F7 VDD_LV_COR VDD_LV M12 VDD_LV_COR VDD_LV F8 VDD_LV_COR VDD_LV P4 VDD_LV_PLL VDD_LV VSS A1 VSS_HV_IO VSS_HV G7 VSS_LV_COR VSS_LV A2 VSS_HV_IO VSS_HV G8 VSS_LV_COR VSS_LV A16 VSS_HV_IO VSS_HV G9 VSS_LV_COR VSS_LV A17 VSS_HV_IO VSS_HV G10 VSS_LV_COR VSS_LV B1 VSS_HV_IO VSS_HV G11 VSS_LV_COR VSS_LV B2 VSS_HV_IO VSS_HV H7 VSS_LV_COR VSS_LV B9 VSS_HV_IO VSS_HV H8 VSS_LV_COR VSS_LV B17 VSS_HV_IO VSS_HV H9 VSS_LV_COR VSS_LV C3 VSS_HV_IO VSS_HV H10 VSS_LV_COR VSS_LV |