データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ILX522K データシート(PDF) 6 Page - Sony Corporation

部品番号 ILX522K
部品情報  2048 X 2pixel CCD Linear Sensor (Color)
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

ILX522K データシート(HTML) 6 Page - Sony Corporation

Back Button ILX522K Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation ILX522K Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
– 6 –
ILX522K
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
φCLK pulse high level period
φRS pulse high level period
Signal output delay time
t1
t2
t3
t4
t5
t6
135
30
—
—
—
—
500∗
250∗
60
25
70
25
—
—
—
—
—
—
ns
ns
ns
ns
ns
ns
φCLK, φRS, VOUT Timing
φCLK
t1
t2
t3
t5
t4
t6
φRS
VOUT
∗ These timing is the condition under fφRS = 1MHz.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12