データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RTP08050-20B データシート(PDF) 7 Page - RFHIC

部品番号 RTP08050-20B
部品情報  The RTP08050-20B is designed for RF system application frequencies from 837.5MHz to 957MHz, with high gain.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RFHIC [RFHIC]
ホームページ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

RTP08050-20B データシート(HTML) 7 Page - RFHIC

  RTP08050-20B Datasheet HTML 1Page - RFHIC RTP08050-20B Datasheet HTML 2Page - RFHIC RTP08050-20B Datasheet HTML 3Page - RFHIC RTP08050-20B Datasheet HTML 4Page - RFHIC RTP08050-20B Datasheet HTML 5Page - RFHIC RTP08050-20B Datasheet HTML 6Page - RFHIC RTP08050-20B Datasheet HTML 7Page - RFHIC RTP08050-20B Datasheet HTML 8Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
P
Prreelliim
miin
naarryy
G
GaaN
N P
Poow
weerr A
Am
mp
p P
Paalllleett
R
RT
TP
P0088005500--2200B
B
▪ Tel : 82-31-250-5078
▪ All specifications may change without notice.
▪ rfsales@rfhic.com
▪ Version 1.0
Psat=54.3dBm@842.5MHz
Psat=54.23dBm@889MHz
Psat=54.25dBm@952MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com