データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU2508AF データシート(PDF) 2 Page - Comset Semiconductor

部品番号 BU2508AF
部品情報  NPN SILICON POWER TRANSISTORS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMSET [Comset Semiconductor]
ホームページ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

BU2508AF データシート(HTML) 2 Page - Comset Semiconductor

  BU2508AF Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor BU2508AF Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor BU2508AF Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
NPN BU2508AF
25/10/2012
COMSET SEMICONDUCTORS
2/3
08/11/2012
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25°C unless otherwise noted
Symbol
Ratings
Test Condition(s)
Min
Typ
Max
Unit
VCEO(SUS)
Collector-Emitter Sustaining
Voltage
IC= 100mA
IB= 0, L= 25mH
700
-
-
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown
Voltage
IE= 1mA
IC= 0
7.5
-
-
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation
Voltage
IC= 4.5A
IB= 1.1A
-
-
1.0
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation
Voltage
IC= 4.5A
IB= 1.7A
-
-
1.1
V
ICES
Collector Cutoff Current
VCE= 1500V
VBE= 0
-
-
1.0
mA
VCE= 1500V, VBE= 0
TC=125°C
-
-
2.0
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB= 7.5V
IC= 0
-
-
1.0
mA
hFE
DC Current Gain
IC= 0.1A
VCE= 5V
-
13
-
-
hFE
DC Current Gain
IC= 4.5A
VCE= 1V
4
-
7
-
COB
Output Capacitance
IE= 0; VCB= 10V
ftest= 1MHz
-
80
-
pF
Switching times
tstg
Storage Time
IC= 4.5A , IB(end)= 1.1A
LB= 6µH
-VBB= 4V; (-dIB/dt=
0.6A/µs)
-
-
6.0
µs
tf
Fall Time
-
-
0.6
µs



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com