| データシートサーチシステム |
|
TIP42B データシート(PDF) 1 Page - Comset Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP42B データシート(HTML) 1 Page - Comset Semiconductor |
|
1 / 4 page ![]() PNP TIP42-A-B-C 04/10/2012 COMSET SEMICONDUCTORS 1 | 4 SEMICONDUCTORS SILICON POWER TRANSISTORS They are epitaxial-base PNP power transistors mounted in jedec TO-220 plastic package. They are intended for use in medium power linear and switching applications. NPN complements are TIP41-A-B-C Compliance to RoHS. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Ratings Value Unit VCBO Collector-Base Voltage TIP42 -40 V TIP42A -60 TIP42B -80 TIP42C -100 VCEO Collector-Emitter Voltage TIP42 -40 V TIP42A -60 TIP42B -80 TIP42C -100 VEBO Emitter-Base Voltage TIP42 -5 V TIP42A TIP42B TIP42C IC Collector Current TIP42 -6 A TIP42A TIP42B TIP42C ICM Collector Peak Current TIP42 -10 A TIP42A TIP42B TIP42C |
同様の部品番号 - TIP42B |
|
同様の説明 - TIP42B |
|
|
|
リンク URL |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |