| データシートサーチシステム |
|
BCR5AM データシート(PDF) 6 Page - Apollo Electron Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BCR5AM データシート(HTML) 6 Page - Apollo Electron Co., Ltd. |
|
6 / 6 page ![]() Dim. mm Inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 10.4 10.6 0.409 0.417 B 6.18 6.44 0.243 0.254 C 9.55 9.81 0.376 0.386 D 8.4 8.66 0.331 0.341 E 6.05 6.15 0.238 0.242 F 1.26 1.36 0.050 0.054 G 3.17 3.43 0.125 0.135 H 1.87 2.13 0.074 0.084 I 2.57 2.83 0.101 0.111 J2.54 0.100 K5.08 0.200 L 2.51 2.62 0.099 0.103 M 1.23 1.36 0.048 0.054 N 0.45 0.63 0.018 0.025 O 0.65 0.78 0.0025 0.031 P 5.0 0.197 φ 3.7 0.146 φ 1 3.2 0.126 φ 2 1.5 0.059 TO-220F Package Dimension, Forming 1. T1 2. T2 3. Gate A B C I G L 1 M E F φ 1 H K N O 2 3 J D φ 2 φ P 6/6 TF6A60 |