データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1SS130 データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

部品番号 1SS130
部品情報  Small Signal Switching Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

1SS130 データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  1SS130 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1SS130 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0
140
20
40
60
80
1 20
50
75
100
10
100
1000
1
20
200
2000
10000
1 00
2
T A=2 5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.001
0. 0 1
0.1
1.0
10
TJ=25
Pulse Width=300
µS
1.8
2.0
0
4
1
0
VR=6V
Irr=1/10IR
8
1 6
12
20
3
2
4
5
FIG.5 -- REVERSE RECOVERY TIME (trr)
MEASUREMENT CIRCUIT
FIG.4 -- REVERSE RECOVERY TIME
CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE, V
FIG.2 -- SURGE CURRENT CHARACTERISTICS
FIG.1 --FORWARD CHARACTERISTICS
50
5K
PULSE GENERATOR
OUTPUT 50
SAMPLING
OSCILLOSCOPE
1
2
4
10
8
20
40
60 80 100
0
TJ=125
8.3ms Single Half
Sine-Wave
150
300
450
600
INSTANTANEOUSFORWARDVOLTAGE,VOLTS
FIG.3 -- REVERSE CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE, V
FORWARD CURRENT, mA
0.01F
D.U.T
1SS130
Small Signal Switching Diodes
Ratings AND Charactieristic Curves
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com