| データシートサーチシステム |
|
AD28MSP02 データシート(PDF) 18 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD28MSP02 データシート(HTML) 18 Page - Analog Devices |
|
18 / 20 page ![]() AD28msp02 REV. 0 –18– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 24-Pin Plastic DIP (N-24) 0.210 (5.33) MAX 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC PIN 1 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN 1.275 (32.30) 1.125 (28.60) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 24 1 13 12 28-Lead Wide-Body SOIC (R-28) PIN 1 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 1 28 15 14 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.7125 (18.10) 0.6969 (17.70) 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) |