データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5220 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD5220
部品情報  Increment/Decrement Digital Potentiometer
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5220 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5220 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5220 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
AD5220
–10–
REV. 0
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
8-Lead Plastic DIP
(N-8)
8
14
5
0.430 (10.92)
0.348 (8.84)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
8-Lead SOIC
(SO-8)
0.1968 (5.00)
0.1890 (4.80)
8
5
4
1
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
PIN 1
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0098 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
0
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
45
8-Lead
SOIC
(RM-8)
85
4
1
0.122 (3.10)
0.114 (2.90)
0.199 (5.05)
0.187 (4.75)
PIN 1
0.0256 (0.65) BSC
0.122 (3.10)
0.114 (2.90)
SEATING
PLANE
0.006 (0.15)
0.002 (0.05)
0.018 (0.46)
0.008 (0.20)
0.043 (1.09)
0.037 (0.94)
0.120 (3.05)
0.112 (2.84)
0.011 (0.28)
0.003 (0.08)
0.028 (0.71)
0.016 (0.41)
33
27
0.120 (3.05)
0.112 (2.84)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10