| データシートサーチシステム |
|
AD526 データシート(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD526 データシート(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 14 page ![]() AD526 REV. D –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Lead Plastic DIP Package (N-16) 16 18 9 PIN 1 SEATING PLANE 0.100 (2.54) 0.87 (22.1) MAX 0.31 (7.87) 0.25 (6.25) 0.125 (3.18) MIN 0.18 (4.57) 0.035 (0.89) 0.018 (0.46) 0.033 (0.84) 0.3 (7.62) 0.18 (4.57) MAX 0.011 (0.28) 16-Lead Sided-Brazed Ceramic Package (D-16) 16 1 8 9 PIN 1 0.265 (6.73) 0.290 0.010 (7.37 0.254) 0.430 (10.922) 0.040R 0.180 0.03 (4.57 0.762) 0.800 0.010 (20.32 0.254) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.095 (2.41) 0.310 0.01 (7.874 0.254) 0.047 0.007 (1.19 0.18) 0.700 (17.78) BSC +0.003 –0.002 0.017 +0.076 –0.05 (0.43 ) 0.035 0.01 (0.889 0.254) 0.125 (3.175) MIN 0.300 (7.62) REF 0.085 (2.159) 0.010 0.002 (0.254 0.05) |