| データシートサーチシステム |
|
AD883B データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD883B データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices |
|
7 / 7 page ![]() –7– REV. B AD532 Side Brazed DIP (D-14) 14 1 7 8 0.098 (2.49) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.005 (0.13) MIN PIN 1 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.200 (5.08) MAX 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.150 (3.81) MAX 0.785 (19.94) MAX 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) Leadless Chip Carrier (E-20A) TOP VIEW 0.358 (9.09) 0.342 (8.69) SQ 1 20 4 9 8 13 19 BOTTOM VIEW 14 3 18 0.028 (0.71) 0.022 (0.56) 45 ° TYP 0.015 (0.38) MIN 0.055 (1.40) 0.045 (1.14) 0.050 (1.27) BSC 0.075 (1.91) REF 0.011 (0.28) 0.007 (0.18) R TYP 0.095 (2.41) 0.075 (1.90) 0.100 (2.54) BSC 0.200 (5.08) BSC 0.150 (3.81) BSC 0.075 (1.91) REF 0.358 (9.09) MAX SQ 0.100 (2.54) 0.064 (1.63) 0.088 (2.24) 0.054 (1.37) Metal Can (H-10A) 0.160 (4.06) 0.110 (2.79) 36 ° BSC 0.034 (0.86) 0.027 (0.69) 0.045 (1.14) 0.027 (0.69) 0.115 (2.92) BSC 0.230 (5.84) BSC 6 8 57 1 4 2 39 10 REFERENCE PLANE BASE & SEATING PLANE 0.335 (8.51) 0.305 (7.75) 0.370 (9.40) 0.335 (8.51) 0.750 (19.05) 0.500 (12.70) 0.045 (1.14) 0.010 (0.25) 0.050 (1.27) MAX 0.040 (1.02) MAX 0.019 (0.48) 0.016 (0.41) 0.021 (0.53) 0.016 (0.41) 0.185 (4.70) 0.165 (4.19) 0.250 (6.35) MIN OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). |