| データシートサーチシステム |
|
AD621 データシート(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD621 データシート(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() AD621 REV. B –16– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). Plastic DIP (N-8) Package 0.125 (3.18) MIN 0.165 0.01 (4.19 0.25) 0.39 (9.91) MAX 0.25 (6.35) 4 5 8 1 0.035 0.01 (0.89 0.25) 0.018 0.003 (0.46 0.08) 0.30 (7.62) REF 0 - 15 0.10 (2.54) TYP 0.011 0.003 (4.57 0.76) SEATING PLANE 0.31 (7.87) 0.18 0.03 (4.57 0.76) 0.033 (0.84) NOM Cerdip (Q-8) Package 0.005 (0.13) MIN 0.055 (1.4) MAX 0.405 (10.29) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0 - 15 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 4 1 5 8 SOIC (R-8) Package 0.181 (4.60) 0.205 (5.20) 0.020 (0.50) 0.045 (1.15) 0.007 (0.18) 0.015 (0.38) 0.100 (2.59) 0.094(2.39) 0.004 (0.10) 0.010 (0.25) 1 4 5 8 0.188 (4.77) 0.198 (5.03) 0.150 (3.80) 0.158 (4.00) 0.228 (5.80) 0.244 (6.200) 0.014 (0.36) 0.018 (0.46) 0.050 (1.27) TYP |