| データシートサーチシステム |
|
AD650 データシート(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD650 データシート(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() AD650 REV. C –12– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 14-Lead Ceramic DIP (D-14) 14 1 7 8 0.098 (2.49) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.005 (0.13) MIN PIN 1 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.200 (5.08) MAX 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.150 (3.81) MAX 0.785 (19.94) MAX 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 14-Lead Plastic DIP (N-14) 14 17 8 PIN 1 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.130 (3.30) MIN 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 20-Lead PLCC (P-20A) 3 PIN 1 IDENTIFIER 4 19 18 8 9 14 13 TOP VIEW (PINS DOWN) 0.395 (10.02) 0.385 (9.78) SQ 0.356 (9.04) 0.350 (8.89) SQ 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.020 (0.50) R 0.050 (1.27) BSC 0.021 (0.53) 0.013 (0.33) 0.330 (8.38) 0.290 (7.37) 0.032 (0.81) 0.026 (0.66) 0.180 (4.57) 0.165 (4.19) 0.040 (1.01) 0.025 (0.64) 0.056 (1.42) 0.042 (1.07) 0.025 (0.63) 0.015 (0.38) 0.110 (2.79) 0.085 (2.16) |