データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7477ART データシート(PDF) 18 Page - Analog Devices

部品番号 AD7477ART
部品情報  1 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SOT-23
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7477ART データシート(HTML) 18 Page - Analog Devices

Back Button AD7477ART Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD7477ART Datasheet HTML 20Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
REV. D
–18–
AD7476/AD7477/AD7478
OUTLINE DIMENSIONS
6-Lead Plastic Surface-Mount Package [SOT-23]
(RT-6)
Dimensions shown in millimeters
1
3
4
5
2
6
2.90 BSC
PIN 1
1.60 BSC
2.80 BSC
1.90
BSC
0.95 BSC
0.22
0.08
0.60
0.45
0.30
10
0
0.50
0.30
0.15 MAX
1.30
1.15
0.90
SEATING
PLANE
1.45 MAX
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178AB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20