| データシートサーチシステム |
|
AD8601ART データシート(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD8601ART データシート(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() –16– REV. 0 AD8601/AD8602 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 5-Lead SOT-23 (RT Suffix) 1 3 2 54 0.1220 (3.100) 0.1063 (2.700) PIN 1 0.0709 (1.800) 0.0590 (1.500) 0.1181 (3.000) 0.0984 (2.500) 0.0748 (1.900) REF 0.0374 (0.950) REF 0.0197 (0.500) 0.0118 (0.300) 0.0512 (1.300) 0.0354 (0.900) SEATING PLANE 0.0571 (1.450) 0.0354 (0.900) 0.0059 (0.150) 0.0000 (0.000) 0.0079 (0.200) 0.0035 (0.090) 0.0236 (0.600) 0.0039 (0.100) 10 0 8-Lead SOIC (RM Suffix) 85 4 1 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) 0.199 (5.05) 0.187 (4.75) PIN 1 0.0256 (0.65) BSC 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.018 (0.46) 0.008 (0.20) 0.043 (1.09) 0.037 (0.94) 0.120 (3.05) 0.112 (2.84) 0.011 (0.28) 0.003 (0.08) 0.028 (0.71) 0.016 (0.41) 33 27 0.120 (3.05) 0.112 (2.84) 8-Lead SOIC (SO Suffix) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 85 4 1 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 0 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 |