データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B43541 データシート(PDF) 8 Page - EPCOS

部品番号 B43541
部品情報  Aluminum electrolytic capacitors
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPCOS [EPCOS]
ホームページ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B43541 データシート(HTML) 8 Page - EPCOS

Back Button B43541 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 9Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 11Page - EPCOS B43541 Datasheet HTML 12Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
1) 120-Hz conversion factor of ripple current: IAC (120 Hz) = 1.03 IAC (100 Hz)
Technical data and ordering codes
CR
100 Hz
20
°C
µF
Case
dimensions
d
× l
mm
ESRtyp
100 Hz
20
°C
m
Ω
ESRtyp
300 Hz
60
°C
m
Ω
Zmax
10 kHz
20
°C
m
Ω
IAC,max
100 Hz
60
°C
A
IAC,R1)
100 Hz
85
°C
A
Ordering code
(composition see
below)
Composition of ordering code
* =
Insulation feature
# =
Terminal style
0 = PVC insulation
6 = PET insulation
8 = PVC insulation with additional PET insulation
cap on terminal side
0 = snap-in standard terminals (6.3 mm)
2 = snap-in 3 terminals (4.5 mm)
7 = snap-in short terminals (4.5 mm)
VR = 550 V DC
56
25
× 25
2370
560
3760
1.14
0.64
B43541A7566M0*#
68
25
× 30
1950
460
3100
1.30
0.73
B43541A7686M0*#
82
25
× 35
1620
380
2560
1.48
0.83
B43541A7826M0*#
82
30
× 25
1620
380
2560
1.56
0.87
B43541B7826M0*#
100
25
× 35
1330
320
2100
1.68
0.94
B43541A7107M0*#
100
30
× 30
1320
310
2100
1.78
1.00
B43541B7107M0*#
120
25
× 40
1110
260
1760
1.92
1.07
B43541A7127M0*#
120
30
× 35
1100
260
1750
2.01
1.13
B43541B7127M0*#
120
35
× 25
1150
280
1800
1.95
1.09
B43541C7127M0*#
150
25
× 50
890
210
1410
2.27
1.28
B43541A7157M0*#
150
30
× 35
880
210
1410
2.32
1.30
B43541B7157M0*#
150
35
× 30
890
210
1410
2.43
1.44
B43541C7157M0*#
180
25
× 55
740
180
1180
2.60
1.46
B43541A7187M0*#
180
30
× 40
740
170
1170
2.64
1.57
B43541B7187M0*#
180
35
× 35
740
180
1170
2.73
1.62
B43541C7187M0*#
220
30
× 50
600
140
960
3.06
1.82
B43541A7227M0*#
220
35
× 40
600
140
960
3.12
1.85
B43541B7227M0*#
270
30
× 55
490
120
780
3.54
2.10
B43541A7277M0*#
270
35
× 45
490
120
790
3.59
2.13
B43541B7277M0*#
330
35
× 50
400
100
640
4.11
2.44
B43541A7337M0*#
390
35
× 55
340
80
550
4.63
2.74
B43541A7397M0*#
VR = 600 V DC
47
25
× 25
2470
600
3840
1.07
0.60
B43541A8476M0*#
56
25
× 30
2070
500
3220
1.20
0.67
B43541A8566M0*#
68
25
× 35
1700
410
2660
1.37
0.77
B43541A8686M0*#
68
30
× 25
1700
410
2660
1.45
0.81
B43541B8686M0*#
82
25
× 35
1420
340
2200
1.55
0.87
B43541A8826M0*#
82
30
× 30
1410
340
2200
1.64
0.92
B43541B8826M0*#
100
25
× 40
1160
280
1810
1.79
1.00
B43541A8107M0*#
100
30
× 35
1160
280
1810
1.87
1.05
B43541B8107M0*#
100
35
× 25
1160
280
1810
1.95
1.09
B43541C8107M0*#
120
25
× 50
970
230
1510
2.06
1.15
B43541A8127M0*#
B43541
High ripple current, high voltage
85
°C
Page 8 of 17
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com