| データシートサーチシステム |
|
AD9840AJST データシート(PDF) 13 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9840AJST データシート(HTML) 13 Page - Analog Devices |
|
13 / 16 page ![]() AD9840A –13– REV. 0 Table VIII. VGA Gain Register Used for AUX2-Mode MSB LSB D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Gain (dB) X0 XXXXXXXXX0.0 10000000000.0 •• •• •• 111111111118.0 AUX1IN 0.1 F VGA GAIN REGISTER ADC VGA 10 5k 0.4V 0.4V INPUT SIGNAL ??V 0.8V 0.4V MIDSCALE 0dB TO 36dB Figure 14. AUX1 Circuit Configuration 0dB TO 18dB 8 AUX2IN BUFFER 0.1 F VIDEO SIGNAL 9 CLAMP LEVEL LPF VGA GAIN REGISTER ADC VGA VIDEO CLAMP CIRCUIT CLAMP LEVEL REGISTER Figure 15. AUX2 Circuit Configuration |