| データシートサーチシステム |
|
AD9873JS データシート(PDF) 39 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9873JS データシート(HTML) 39 Page - Analog Devices |
|
39 / 39 page ![]() REV. 0 AD9873 –39– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 100-Lead Metric Quad Flatpack (MQFP) (S-100C) 0.555 (14.10) 0.551 (14.00) 0.547 (13.90) 81 100 1 50 31 30 51 TOP VIEW (PINS DOWN) PIN 1 80 0.742 (18.85) TYP 0.486 (12.35) TYP 0.015 (0.35) 0.009 (0.25) 0.029 (0.73) 0.023 (0.57) 0.921 (23.4) 0.906 (23.0) 0.685 (17.4) 0.669 (17.0) 0.791 (20.10) 0.787 (20.00) 0.783 (19.90) 0.134 (4.30) MAX SEATING PLANE 0.004 (0.10) MAX 0.010 (0.25) MIN 0.041 (1.03) 0.031 (0.78) 0.110 (2.80) 0.102 (2.60) CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS |