| データシートサーチシステム |
|
STM32F405RG データシート(PDF) 61 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405RG データシート(HTML) 61 Page - STMicroelectronics |
|
61 / 180 page ![]() Port F PF0 I2C2_SDA FSMC_A0 EVENTOUT PF1 I2C2_SCL FSMC_A1 EVENTOUT PF2 I2C2_SMBA FSMC_A2 EVENTOUT PF3 FSMC_A3 EVENTOUT PF4 FSMC_A4 EVENTOUT PF5 FSMC_A5 EVENTOUT PF6 TIM10_CH1 FSMC_NIORD EVENTOUT PF7 TIM11_CH1 FSMC_NREG EVENTOUT PF8 TIM13_CH1 FSMC_NIOWR EVENTOUT PF9 TIM14_CH1 FSMC_CD EVENTOUT PF10 FSMC_INTR EVENTOUT PF11 DCMI_D12 EVENTOUT PF12 FSMC_A6 EVENTOUT PF13 FSMC_A7 EVENTOUT PF14 FSMC_A8 EVENTOUT PF15 FSMC_A9 EVENTOUT Port G PG0 FSMC_A10 EVENTOUT PG1 FSMC_A11 EVENTOUT PG2 FSMC_A12 EVENTOUT PG3 FSMC_A13 EVENTOUT PG4 FSMC_A14 EVENTOUT PG5 FSMC_A15 EVENTOUT PG6 FSMC_INT2 EVENTOUT PG7 USART6_CK FSMC_INT3 EVENTOUT PG8 USART6_RTS ETH _PPS_OUT EVENTOUT PG9 USART6_RX FSMC_NE2/ FSMC_NCE3 EVENTOUT PG10 FSMC_NCE4_1/ FSMC_NE3 EVENTOUT PG11 ETH _MII_TX_EN ETH _RMII_TX_EN FSMC_NCE4_2 EVENTOUT PG12 USART6_RTS FSMC_NE4 EVENTOUT PG13 UART6_CTS ETH _MII_TXD0 ETH _RMII_TXD0 FSMC_A24 EVENTOUT PG14 USART6_TX ETH _MII_TXD1 ETH _RMII_TXD1 FSMC_A25 EVENTOUT PG15 USART6_CTS DCMI_D13 EVENTOUT Table 8. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2ext SPI3/I2Sext/ I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_FS DCMI |