| データシートサーチシステム |
|
ADM800LAN データシート(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADM800LAN データシート(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() ADM691A/ADM693A/ADM800L/M –12– REV. 0 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Lead Plastic DIP (N-16) 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead Wide SOIC (R-16W) 16 9 8 1 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) PIN 1 SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 16-Lead TSSOP (RU-16) 16 9 8 1 0.201 (5.10) 0.193 (4.90) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° 16-Lead Narrow SOIC (R-16N) 16 9 8 1 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 0.2550 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (5.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° |