| データシートサーチシステム |
|
ADM8690 データシート(PDF) 13 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADM8690 データシート(HTML) 13 Page - Analog Devices |
|
13 / 16 page ![]() ADM8690–ADM8695 REV. 0 –13– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Pin Plastic DIP (N-8) 8 14 5 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead Plastic DIP (N-16) 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) 0.150 (3.81) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) |