| データシートサーチシステム |
|
MBR30200CT データシート(PDF) 3 Page - Sirectifier Global Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MBR30200CT データシート(HTML) 3 Page - Sirectifier Global Corp. |
|
3 / 4 page ![]() 3 http:// www.sirectsemi.com MBR30200CT TO-220AB B D E F H H I C N J G A M L K O A1 A2 K DIMENSIONS INCHES MM DIM MIN MAX MIN MAX NOTE A .579 .606 14.70 15.40 B .392 .411 9.95 10.45 C .104 .116 2.65 2.95 D .248 .272 6.30 6.90 E .325 .350 8.25 8.90 F .126 .157 3.20 4.00 G .492 .551 12.50 14.00 H .096 .108 2.45 2.75 I .028 .039 0.70 1.00 J .010 .022 0.25 0.55 K .146 .157 3.70 4.00 L .167 .187 4.25 4.75 M .045 .057 1.15 1.45 N .089 .114 2.25 2.90 O .047 .055 1.20 1.40 MBR30200FCT ITO-220AB B D E F H H I C N J G A M L K O P A1 A2 K DIMENSIONS INCHES MM DIM MIN MAX MIN MAX NOTE A .577 .600 14.65 15.25 B .386 .406 9.80 10.30 C .098 .114 2.50 2.90 D .258 .274 6.55 6.95 E .315 .331 8.00 8.40 F .110 .161 2.80 4.10 G .508 .551 12.90 14.00 H .089 .106 2.25 2.70 I .020 .028 0.50 0.70 J .020 .028 0.50 0.70 K .120 .138 3.05 3.50 L .169 .185 4.30 4.70 M .051 .063 1.30 1.60 N .079 .112 2.00 2.85 O .043 .055 1.10 1.40 P .051 .071 1.30 1.80 MBR30200CT/FCT/PT |