データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADP3333 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 ADP3333
部品情報  High Accuracy Ultralow IQ, 300 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3333 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

  ADP3333 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADP3333 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADP3333 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADP3333 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3333 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3333 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3333 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3333 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
REV. 0
–8–
ADP3333
8-Lead Mini/micro SOIC Package [Mini_SO]
(RM-8)
0.011 (0.28)
0.003 (0.08)
0.028 (0.71)
0.016 (0.41)
33
27
0.120 (3.05)
0.112 (2.84)
85
4
1
0.122 (3.10)
0.114 (2.90)
0.199 (5.05)
0.187 (4.75)
PIN 1
0.0256 (0.65) BSC
0.122 (3.10)
0.114 (2.90)
SEATING
PLANE
0.006 (0.15)
0.002 (0.05)
0.018 (0.46)
0.008 (0.20)
0.043 (1.09)
0.037 (0.94)
0.120 (3.05)
0.112 (2.84)
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8