| データシートサーチシステム |
|
AMP02FS データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AMP02FS データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices |
|
11 / 12 page ![]() AMP02 –11– REV. D OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). Mini-Dip (N-8) Package 8 14 5 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) Cerdip (Q-8) Package 8 1 4 5 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) PIN 1 0.005 (0.13) MIN 0.055 (1.4) MAX SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.405 (10.29) MAX 15 ° 0 ° 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) SOL (R-16) Package 16 9 8 1 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) PIN 1 SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° |