| データシートサーチシステム |
|
BUF04GS データシート(PDF) 15 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BUF04GS データシート(HTML) 15 Page - Analog Devices |
|
15 / 16 page ![]() BUF04 REV. 0 –15– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Plastic DIP (N-8) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 4 5 8 1 SEATING PLANE 0.015 (0.381) TYP 0.130 (3.30) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 8-Lead Cerdip (Q-8) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 ° 0 ° 0.005 (0.13) MIN 0.055 (1.4) MAX 1 PIN 1 4 5 8 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.405 (10.29) MAX 0.200 (5.08) MAX SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 8-Lead Narrow-Body SO (R-8) 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 4 5 1 8 0.102 (2.59) 0.094 (2.39) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) |