| データシートサーチシステム |
|
CMP402GS データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CMP402GS データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices |
|
8 / 8 page ![]() CMP401/ CMP402 REV. 0 –8– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Pin Epoxy DIP (N-16) 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 16-Pin Narrow-SOIC (R-16A) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 1 16 9 8 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 16-Lead TSSOP (RU-16) 16 9 8 1 0.201 (5.10) 0.193 (4.90) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° |