| データシートサーチシステム |
|
LMV321IDBVT データシート(PDF) 26 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMV321IDBVT データシート(HTML) 26 Page - Texas Instruments |
|
26 / 45 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LMV321IDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 LMV321IDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.2 3.17 3.23 1.37 4.0 8.0 Q3 LMV321IDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 9.2 3.17 3.23 1.37 4.0 8.0 Q3 LMV321IDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 LMV321IDCKR SC70 DCK 5 3000 180.0 9.2 2.3 2.55 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV321IDCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV321IDCKT SC70 DCK 5 250 180.0 9.2 2.3 2.55 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV321IDCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3 LMV324IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LMV324IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LMV324IPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV324IPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV324IPWRG4 TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV324QDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 LMV324QPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV358IDDUR VSSOP DDU 8 3000 180.0 8.4 2.25 3.35 1.05 4.0 8.0 Q3 LMV358IDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 19-Nov-2012 Pack Materials-Page 1 |