データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MAT03 データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 MAT03
部品情報  Low Noise, Matched Dual PNP Transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

MAT03 データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button MAT03 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices MAT03 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MAT03
–11–
REV. B
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
TO-78 Metal Can
0.250 (6.35) MIN
0.750 (19.05)
0.500 (12.70)
0.185 (4.70)
0.165 (4.19)
REFERENCE PLANE
0.050 (1.27) MAX
0.019 (0.48)
0.016 (0.41)
0.021 (0.53)
0.016 (0.41)
0.045 (1.14)
0.010 (0.25)
0.040 (1.02) MAX
BASE & SEATING PLANE
0.034 (0.86)
0.027 (0.69)
0.045 (1.14)
0.027 (0.69)
0.160 (4.06)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54) BSC
5
2
6
4
3
1
0.200
(5.08)
BSC
0.100
(2.54)
BSC
45
° BSC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12