| データシートサーチシステム |
|
STM32F102X8 データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F102X8 データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 76 page ![]() Pinout and pin description STM32F102x8, STM32F102xB 20/76 Doc ID 15056 Rev 4 Table 4. Medium-density STM32F102xx pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(3) (4) Default Remap 11 VBAT SVBAT 2 2 PC13-TAMPER-RTC(5) I/O PC13(6) TAMPER-RTC 3 3 PC14-OSC32_IN(5) I/O PC14(6) OSC32_IN 4 4 PC15-OSC32_OUT(5) I/O PC15(6) OSC32_OUT 5 5 OSC_IN I/O FT OSC_IN PD0(7) 6 6 OSC_OUT I/O FT OSC_OUT PD1(7) 7 7 NRST I/O NRST - 8 PC0 I/O PC0 ADC_IN10 - 9 PC1 I/O PC1 ADC_IN11 - 10 PC2 I/O PC2 ADC_IN12 - 11 PC3 I/O PC3 ADC_IN13 812 VSSA SVSSA 913 VDDA SVDDA 10 14 PA0-WKUP I/O PA0 WKUP/USART2_CTS/ ADC_IN0/ TIM2_CH1_ETR(8) 11 15 PA1 I/O PA1 USART2_RTS/ ADC_IN1/TIM2_CH2(8) 12 16 PA2 I/O PA2 USART2_TX/ ADC_IN2/TIM2_CH3(8) 13 17 PA3 I/O PA3 USART2_RX/ ADC_IN3/TIM2_CH4(8) -18 VSS_4 SVSS_4 -19 VDD_4 SVDD_4 14 20 PA4 I/O PA4 SPI1_NSS(8)/ADC_IN4 USART2_CK/ 15 21 PA5 I/O PA5 SPI1_SCK(8)/ADC_IN5 16 22 PA6 I/O PA6 SPI1_MISO(8)/ADC_IN6/ TIM3_CH1(8) 17 23 PA7 I/O PA7 SPI1_MOSI(8)/ADC_IN7/ TIM3_CH2(8) - 24 PC4 I/O PC4 ADC_IN14 - 25 PC5 I/O PC5 ADC_IN15 18 26 PB0 I/O PB0 ADC_IN8/TIM3_CH3(8) 19 27 PB1 I/O PB1 ADC_IN9/TIM3_CH4(8) 20 28 PB2 I/O FT PB2/BOOT1 |