| データシートサーチシステム |
|
TMP17 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TMP17 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices |
|
8 / 8 page ![]() TMP17 REV. 0 –8– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Narrow-Body SOIC (SO-8) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 8 5 4 1 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° |