| データシートサーチシステム |
|
F02_2012 データシート(PDF) 7 Page - Ferroxcube International Holding B.V. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F02_2012 データシート(HTML) 7 Page - Ferroxcube International Holding B.V. |
|
7 / 8 page ![]() FERROXCUBE www.ferroxcube.com All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. TX51/32/19-3E10 433003080311 433003080311 144 36 TX51/32/19-3E12 433003080021 433003080021 144 36 TX51/32/19-3E25 433500039021 Obsolete TX51/32/19-3E27 433500025681 432703025681 108 36 TX51/32/19-3E27-T 433003058811 432703058811 144 36 TX51/32/19-3E6 433500025691 432703011971 72 36 TX51/32/19-3F3 433500025731 432703025731 108 36 TX51/32/19-4F1 433003075051 432703026221 144 36 TX55/32/18-3C11 433003048031 432703048031 36 36 TX55/32/18-3E25 433003048351 432703048351 1044 36 TX55/32/18-3E25-C 433003057612 432703057611 1044 36 TX55/32/18-3E27 433003048751 432703048751 288 36 TX55/32/18-4A11 433003048711 432703048711 540 36 TX55/32/18-4A11-C 433003077451 432703077451 72 36 TX55/32/18-4A15 433003044501 432703044501 216 36 TX58/41/18-3C11 433003035201 432703035201 36 36 TX58/41/18-3C11-S 433003058341 432703058341 108 36 TX58/41/18-3C90 433003035532 432703035532 72 36 TX58/41/18-3C93 433003075331 432703075331 360 36 TX58/41/18-3E25 433003045151 432703045151 360 36 TX58/41/18-3E25-M 433003044451 432703044451 360 36 TX58/41/18-4C65 433003077861 433003077861 180 36 TX58/41/20-3E25 433003045221 432703045221 108 36 TX58/41/20-3E25-M 433003057301 432703057301 36 36 TX6.3/3.8/2.5-3E5 433003034961 432703034961 16000 4000 TX6.3/3.8/3.2-3E5 433003045101 432703045101 20000 2500 TX61/36/13-3C90 433003058851 432703058851 96 48 TX63/38/13-3E25 433003054181 432703054181 144 48 TX63/38/25-3C11 433003058501 432703058501 192 24 TX63/38/25-3C90 433003057891 432703057891 24 24 TX63/38/25-3C90-M 433003048931 432703048931 24 24 TX63/38/25-3E10 433003080301 433003080301 192 24 TX63/38/25-3E12 433003080011 433003080011 192 24 TX63/38/25-3E25 433003045951 432703045951 24 24 TX63/38/25-3E25-C 433003058281 432703058281 192 24 TX63/38/25-3E25-C 433003077581 432703058281 192 24 TX63/38/25-3E25-M 433003044931 432703044931 24 24 TX63/38/25-3E27 433003058731 432703058731 24 24 TX63/38/25-3E6 433003044891 432703044891 48 24 TX63/38/25-3F3 433003048831 432703048831 192 24 TX63/38/25-3F3-C 433003057621 432703057621 192 24 TX63/38/25-3F4 433003044151 432703044151 72 24 TX9.5/3.2-3C91-A50F 433003044481 432703044481 5200 5200 |