| データシートサーチシステム |
|
CT1995 データシート(PDF) 24 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CT1995 データシート(HTML) 24 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
24 / 25 page ![]() Aeroflex Circuit Technology SCDCT1995 REV A 11/21/01 Plainview NY (516) 694-6700 24 Ceramic CoFired Plug In Package Outline Lead 1 & ESD Designator .100 1.100 TYP 2.200 2.100 Pin 43 Pin 45 Pin 44 Pin 2 Pin 3 .135 .050 TYP 1.300 .090 .135 Pin 1 Pin 48 Pin 46 Pin 47 Pin 88 Pin 90 Pin 89 .018 DIA TYP 2.400 MAX 1.600 MAX .200 MIN .225 MAX |