データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

980 データシート(PDF) 5 Page - Agere Systems

部品番号 980
部品情報  980-Type Ultrahigh- Reliability Pump Laser Module
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AGERE [Agere Systems]
ホームページ  
Logo AGERE - Agere Systems

980 データシート(HTML) 5 Page - Agere Systems

  980 Datasheet HTML 1Page - Agere Systems 980 Datasheet HTML 2Page - Agere Systems 980 Datasheet HTML 3Page - Agere Systems 980 Datasheet HTML 4Page - Agere Systems 980 Datasheet HTML 5Page - Agere Systems 980 Datasheet HTML 6Page - Agere Systems 980 Datasheet HTML 7Page - Agere Systems 980 Datasheet HTML 8Page - Agere Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Preliminary Data Sheet
980-Type Ultrahigh
April 1999
Reliability Pump Laser Module
5
Lucent Technologies Inc.
Characteristics (continued)
Table 4. Physical Characteristics
Ordering Information
Parameter
Description
Pigtail Fiber Type
Single-mode Lucent Technologies Optical Fiber Lightguide
Jacket Type
Lucent Technologies Minicord, 1.55 mm O.D.
Fiber Length Between FBG and LPM
≤1.1 m
Fiber Length Beyond FBG
1.5 m—2.0 m
Minimum Radius of Curvature
25 mm
Connector Type
FC/APC
Device
Part Number
Comcode
Ultrahigh-Reliability Pump Laser Module
980X
TBD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com