データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FW801A データシート(PDF) 6 Page - Agere Systems

部品番号 FW801A
部品情報  Low-Power PHY IEEE 1394A-2000 One-Cable Transceiver/Arbiter Device
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AGERE [Agere Systems]
ホームページ  
Logo AGERE - Agere Systems

FW801A データシート(HTML) 6 Page - Agere Systems

Back Button FW801A Datasheet HTML 2Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 3Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 4Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 5Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 6Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 7Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 8Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 9Page - Agere Systems FW801A Datasheet HTML 10Page - Agere Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
6
Agere Systems Inc.
FW801A Low-Power PHY IEEE 1394A-2000
Data Sheet, Rev. 1
One-Cable Transceiver/Arbiter Device
June 2001
Signal Information
5-7302.a (F) R.03
Note: Active-low signals are indicated by “/” at the beginning of signal names, within this document.
Figure 2. Pin Assignments
12
11
10
9
8
6
5
4
3
2
1
7
AGERE FW801A
VSS
D7
D6
D5
D4
D2
VDD
D1
D0
CTL1
CTL0
D3
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
30
VDDA
VSSA
VSSA
TPB0–
TPB0+
TPA0+
TPBIAS0
VDDA
VDDA
VSSA
VSSA
TPA0–
PIN #1 IDENTIFIER



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com